| データシートサーチシステム |
|
USB2244II-AEZG データシート(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2244II-AEZG データシート(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 43 page ![]() USB224X DS00001979A-page 12 2010 - 2015 Microchip Technology Inc. TABLE 5-3: USB2244/2244I 36-PIN QFN PACKAGE SD/MMC INTERFACE (12 Pins) SD_D0 SD_D1 SD_D2 SD_D3 SD_D4 SD_D5 SD_D6 SD_D7 SD_CLK SD_CMD SD_WP SD_nCD USB INTERFACE (5 PINS) USB+ USB- XTAL1 (CLKIN) XTAL2 RBIAS MISC (13 PINS) LED RXD / SDA NC TXD / SCK CRD_PWR NC NC (4) NC TEST RESET_N DIGITAL, POWER (6 PINS) (3)VDD33 VDDA33 VDD18 VDD18PLL TOTAL 36 |