データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MG1275S-BA1MM データシート(PDF) 4 Page - Littelfuse

部品番号 MG1275S-BA1MM
部品情報  1200V 75A IGBT Module
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

MG1275S-BA1MM データシート(HTML) 4 Page - Littelfuse

  MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 1Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 2Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 3Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 4Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 5Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 6Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Power Module
©2015 Littelfuse, Inc
Specifications are subject to change without notice.
Revised:05/19/15
59
MG1275S-BA1MM
1200V 75A IGBT Module
Figure 7: Gate Charge characteristics
Qg µC
0
20
25
10
15
5
0.1
0
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
VCC=600V
IC=75A
TJ =25°C
VCE V
VGE =0V
f=1MHz
Cies
Coes
Cres
0.1
1
10
0
5101520
25
30
35
Figure 8:Typical Capacitances vs. V
CE
TJ =150°C
TC =25°C
VGE =15V
250
200
150
100
50
0
200
600
VCE V
1400
1200
1000
800
400
0
Figure 9: Reverse Biased Safe Operating Area
1000
1200
800
600
400
200
00 200 400 600 800 1000 1200
VCE V
1400
TJ =150°C
TC =25°C
VGE =15V
tsc 10µs
Figure 10: Short Circuit Safe Operating Area
Figure 11: Rated Current vs.T
C
TC Case Temperature(°C)
TJ =150°C
VGE 15V
0
125 150 175
50
75 100
125
150
25
50
75
100
0
25
TJ =25°C
TJ =125°C
VF V
0
0
25
75
100
150
125
0.5
50
1.01.5 2.0 2.5
33.5
Figure 12: Diode Forward Characteristics
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com