データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MG1275S-BA1MM データシート(PDF) 6 Page - Littelfuse

部品番号 MG1275S-BA1MM
部品情報  1200V 75A IGBT Module
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

MG1275S-BA1MM データシート(HTML) 6 Page - Littelfuse

  MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 1Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 2Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 3Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 4Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 5Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 6Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Power Module
©2015 Littelfuse, Inc
Specifications are subject to change without notice.
Revised:05/19/15
61
MG1275S-BA1MM
1200V 75A IGBT Module
Packing Options
Part Number
Marking
Weight
Packing Mode
M.O.Q
MG1275S-BA1MM
MG1275S-BA1MM
150g
Bulk Pack
100
Part Numbering System
Part Marking System
PRODUCT TYPE
M: Power Module
MODULE TYPE
G: IGBT
CIRCUIT TYPE
WAFER TYPE
PACKAGE TYPE
MG12 75 S - B A1 MM
VOLTAGE RATING
CURRENT RATING
ASSEMBLY SITE
06: 600V
75: 75A
2x(IGBT+FWD)
MG1275S-BA1MM
LOT NUMBER
Space
reserved
for QR
code
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com