データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MG1275S-BA1MM データシート(PDF) 5 Page - Littelfuse

部品番号 MG1275S-BA1MM
部品情報  1200V 75A IGBT Module
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

MG1275S-BA1MM データシート(HTML) 5 Page - Littelfuse

  MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 1Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 2Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 3Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 4Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 5Page - Littelfuse MG1275S-BA1MM Datasheet HTML 6Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Power Module
©2015 Littelfuse, Inc
Specifications are subject to change without notice.
Revised:05/19/15
60
MG1275S-BA1MM
1200V 75A IGBT Module
Rectangular Pulse Duration (seconds)
Duty
0.5
0.2
0.1
0.05
Single Pulse
10-4
10-4
10-3
10-2
10-1
1
10-3
10-2
10-1
1
Figure 13:Transient Thermal Impedance of IGBT
Duty
0.5
0.2
0.1
0.05
Single Pulse
1
1
10-1
10-1
10-2
10-2
10-3
10-3
10-4
10-4
Rectangular Pulse Duration (seconds)
Figure 14:Transient Thermal Impedance of Diode
Dimensions-Package S
Circuit Diagram
5
7
6
4
3
2
1
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com