| データシートサーチシステム |
|
ISO8200BQ データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISO8200BQ データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 37 page ![]() ISO8200BQ Thermal data DocID027303 Rev 4 9/37 4 Thermal data Table 3: Thermal data Symbol Parameter Max. value Unit Rthj-case Thermal resistance, junction-case(1) 2 °C/W Rthj-amb Thermal resistance, junction-ambient (2) 15 °C/W Notes: (1)For each channel. (2)TFQFPN32 mounted on the product evaluation board (FR4, 4 layers, 8 cm2 for each layer, copper thickness 35 mm). |