| データシートサーチシステム |
|
SPC56EL54x データシート(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EL54x データシート(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 165 page ![]() DocID15457 Rev 12 69/165 SPC56ELx, SPC564Lx Package pinouts and signal descriptions 164 R12 C[0] SIUL — GPIO[32] ADC_1 — AN[3] R13 BCTRL — R14 A[1] SIUL GPIO[1] GPIO[1] eTimer_0 ETC[1] ETC[1] DSPI_2 SOUT — SIUL — EIRQ[1] R15 VSS_HV_IO_RING — R16 D[11] SIUL GPIO[59] GPIO[59] FlexPWM_0 B[0] B[0] eTimer_0 — ETC[1] R17 G[9] SIUL GPIO[105] GPIO[105] FlexRay DBG1 — DSPI_1 CS1 — FlexPWM_0 — FAULT[1] SIUL — EIRQ[29] T1 VSS_HV_IO_RING — T2 VDD_HV_IO_RING — T3 Not connected — T4 C[1] SIUL — GPIO[33] ADC_0 — AN[2] T5 E[5] SIUL — GPIO[69] ADC_0 — AN[8] T6 E[7] SIUL — GPIO[71] ADC_0 — AN[6] T7 VSS_HV_ADR0 — T8 B[11] SIUL — GPIO[27] ADC_0 ADC_1 —AN[13] T9 VSS_HV_ADR1 — T10 E[9] SIUL — GPIO[73] ADC_1 — AN[7] T11 E[10] SIUL — GPIO[74] ADC_1 — AN[8] Table 5. LFBGA257 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |