| データシートサーチシステム |
|
SPC56EL70L3 データシート(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EL70L3 データシート(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 128 page ![]() DocID023953 Rev 5 37/128 SPC56EL70L3, SPC56EL70L5,PC564L70L3, SPC564L70L5 Package pinouts and signal descrip- 127 34 VSS_HV_ADR0 — 35 B[9] SIUL — GPIO[25] ADC_0 —AN[11] ADC_1 36 B[10] SIUL — GPIO[26] ADC_0 — AN[12] ADC_1 37 B[11] SIUL — GPIO[27] ADC_0 — AN[13] ADC_1 38 B[12] SIUL — GPIO[28] ADC_0 — AN[14] ADC_1 39 VDD_HV_ADR1 — 40 VSS_HV_ADR1 — 41 VDD_HV_ADV — 42 VSS_HV_ADV — 43 B[13] SIUL — GPIO[29] LINFlexD_1 — RXD ADC_1 — AN[0] 44 B[14] SIUL — GPIO[30] eTimer_0 — ETC[4] SIUL — EIRQ[19] ADC_1 — AN[1] 45 C[0] SIUL — GPIO[32] ADC_1 — AN[3] 46 E[0] SIUL — GPIO[64] ADC_1 — AN[5] 47 BCTRL — 48 VDD_LV_COR — 49 VSS_LV_COR — 50 VDD_HV_PMU — Table 3. LQFP100 pin function summary (continued) Pin # Port/function Peripheral Output function Input function |