| データシートサーチシステム |
|
ST7LITE49K2 データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7LITE49K2 データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 245 page ![]() List of figures ST7LITE49K2 14/245 Figure 101. Rpu resistance versus voltage at four different temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Figure 102. Ipu current versus voltage at four different temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Figure 103. Typical VOL at VDD = 2.4 V (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Figure 104. Typical VOL at VDD = 3 V (standard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Figure 105. Typical VOL at VDD = 5 V (standard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Figure 106. Typical VOL at VDD = 2.4 V (high sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Figure 107. Typical VOL at VDD = 3 V (high sink). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Figure 108. Typical VOL at VDD = 5 V (high sink). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Figure 109. Typical VOL vs. VDD at IIO = 2 mA (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Figure 110. Typical VOL vs. VDD at IIO = 4 mA (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Figure 111. Typical VOL vs VDD at IIO = 2 mA (high sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Figure 112. Typical VOL vs VDD at IO = 8 mA (high sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Figure 113. Typical VOL vs VDD at IIO = 12 mA (high sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Figure 114. Typical VDD-VOH vs. IIO at VDD = 2.4 V (high sink). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Figure 115. Typical VDD-VOH vs. IIO at VDD = 3 V (high sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Figure 116. Typical VDD-VOH vs. IIO at VDD = 5 V (high sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Figure 117. Typical VDD-VOH vs. IIO at VDD = 2.4 V (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Figure 118. Typical VDD-VOH vs. IIO at VDD = 3 V (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Figure 119. Typical VDD-VOH vs. IIO at VDD = 5 V (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Figure 120. Typical VDD-VOH vs. VDD at IIO = 2 mA (high sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 121. Typical VDD-VOH vs. VDD at IIO = 4 mA (high sink). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 122. RESET pin protection when LVD is enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Figure 123. RESET pin protection when LVD is disabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figure 124. Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 125. ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Figure 126. ST7LITE49K2 ordering information scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Figure 127. 32-pin plastic dual in-line package, shrink 400-mil width, package outline. . . . . . . . . . . . 241 Figure 128. 32-pin low profile quad flat package (7x7), package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 |