| データシートサーチシステム |
|
STM32F072CB データシート(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F072CB データシート(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 128 page ![]() DocID025004 Rev 5 39/128 STM32F072x8 STM32F072xB Pinouts and pin descriptions 40 C10 79B652 - - PC11 I/O FT (3) USART3_RX, USART4_RX - B10 80C553 - - PC12 I/O FT (3) USART3_CK, USART4_CK - C9 81 -- -- PD0 I/O FT (3) SPI2_NSS, I2S2_WS, CAN_RX - B9 82 -- -- PD1 I/O FT (3) SPI2_SCK, I2S2_CK, CAN_TX - C8 83 B5 54 - - PD2 I/O FT (3) USART3_RTS, TIM3_ETR - B8 84 -- -- PD3 I/O FT - SPI2_MISO, I2S2_MCK, USART2_CTS - B7 85 -- -- PD4 I/O FT - SPI2_MOSI, I2S2_SD, USART2_RTS - A6 86 - - - - PD5 I/O FT - USART2_TX - B6 87 - - - - PD6 I/O FT - USART2_RX - A5 88 - - - - PD7 I/O FT - USART2_CK - A8 89 A5 55 39 A3 PB3 I/O FT - SPI1_SCK, I2S1_CK, TIM2_CH2, TSC_G5_IO1, EVENTOUT - A7 90 A4 56 40 A4 PB4 I/O FT - SPI1_MISO, I2S1_MCK, TIM17_BKIN, TIM3_CH1, TSC_G5_IO2, EVENTOUT - C5 91 C4 57 41 B4 PB5 I/O FT - SPI1_MOSI, I2S1_SD, I2C1_SMBA, TIM16_BKIN, TIM3_CH2 WKUP6 B5 92 D3 58 42 C4 PB6 I/O FTf - I2C1_SCL, USART1_TX, TIM16_CH1N, TSC_G5_I03 - Table 13. STM32F072x8/xB pin definitions (continued) Pin numbers Pin name (function upon reset) Pin type Pin functions Alternate functions Additional functions |