| データシートサーチシステム |
|
STM32L471RG データシート(PDF) 81 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L471RG データシート(HTML) 81 Page - STMicroelectronics |
|
81 / 218 page ![]() Port D PD0 - CAN1_RX - - FMC_D2 - - EVENTOUT PD1 - CAN1_TX - - FMC_D3 - - EVENTOUT PD2 UART5_RX TSC_SYNC - - SDMMC1_CMD - - EVENTOUT PD3 - - - - FMC_CLK - - EVENTOUT PD4 - - - - FMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - - - - FMC_NWE - - EVENTOUT PD6 - - - - FMC_NWAIT SAI1_SD_A - EVENTOUT PD7 - - - - FMC_NE1 - - EVENTOUT PD8 - - - - FMC_D13 - - EVENTOUT PD9 - - - - FMC_D14 SAI2_MCLK_ A - EVENTOUT PD10 - TSC_G6_IO1 - - FMC_D15 SAI2_SCK_A - EVENTOUT PD11 - TSC_G6_IO2 - - FMC_A16 SAI2_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PD12 - TSC_G6_IO3 - - FMC_A17 SAI2_FS_A LPTIM2_IN1 EVENTOUT PD13 - TSC_G6_IO4 - - FMC_A18 - LPTIM2_OUT EVENTOUT PD14 - - - - FMC_D0 - - EVENTOUT PD15 - - - - FMC_D1 - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 16) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4, UART5, LPUART1 CAN1, TSC QUADSPI - SDMMC1, COMP1, COMP2, FMC, SWPMI1 SAI1, SAI2 TIM2, TIM15, TIM16, TIM17, LPTIM2 EVENTOUT |