データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDMS8670AS データシート(PDF) 7 Page - Texas Instruments

部品番号 FDMS8670AS
部品情報  HIGH PERFORMANCE, SINGLE SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONTROLLER FOR NOTEBOOK POWER SUPPLY
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

FDMS8670AS データシート(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button FDMS8670AS Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments FDMS8670AS Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments FDMS8670AS Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments FDMS8670AS Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments FDMS8670AS Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments FDMS8670AS Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments FDMS8670AS Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments FDMS8670AS Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments FDMS8670AS Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
GND
SW
TPS51218
OCP
ZC
XCON
RF
FCCM
VBST
V5IN
PWM
VFB
TRIP
Auto-skip/FCCM
+
+
Delay
0.7 V +10/15%
0.7 V –5/10%
PGOOD
Control Logic
UDG-09065
10 mA
+
+
0.7 V –30%
0.7 V +20%
+
+
EN
Ramp Comp
Enable/SS Control
+
+
+
0.7 V
x(-1/8)
x(1/8)
Frequency
Setting
Detector
DRVH
DRVL
t
ON
One-
Shot
Auto-skip
UV
OV
TPS51218
www.ti.com
SLUS935B
– MAY 2009 – REVISED FEBRUARY 2012
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
Copyright
© 2009–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Link(s): TPS51218



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com