| データシートサーチシステム |
|
WM8232 データシート(PDF) 5 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8232 データシート(HTML) 5 Page - Cirrus Logic |
|
5 / 141 page ![]() WM8232 Rev 4.6 5 PIN CONFIGURATION WM8232 9 8 1 2 3 4 5 6 7 SDI SEN 10 11 12 15 16 24 23 22 21 20 19 18 17 25 26 27 32 28 29 30 31 36 35 34 33 48 47 46 45 37 38 39 40 41 42 43 44 MCLK TGSYNC SCK CLK8 CLK1 CLK2 CLK3 CLK4 CLK5 SDO 13 14 53 52 51 49 50 54 55 56 CLK6 CLK7 MON HZCTRL VREF3C VREF1C VREF2C VRLC/VBIAS LDO2GND LDO2VOUT LDO2VDD DSLCT1 DSLCT2 LDO1VDD LDO1GND LDO1VOUT ORDERING INFORMATION DEVICE TEMPERATURE RANGE PACKAGE MOISTURE SENSITIVITY LEVEL PEAK SOLDERING TEMPERATURE WM8232GEFL/V -40 to 85oC 56-lead QFN (8 x 8 x 0.85 mm) (Pb-free) MSL3 260 C WM8232GEFL/RV -40 to 85oC 56-lead QFN (8 x 8 x 0.85 mm) (Pb-free, tape and reel) MSL3 260 C Reel quantity = 2,200 |