| データシートサーチシステム |
|
HLMP-C608-R0000 データシート(PDF) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HLMP-C608-R0000 データシート(HTML) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
6 / 8 page ![]() 1−47 1 HLMP-Cx08/Cx25 推奨実装特性 本製品は、自動実装時の機械的ストレスに耐え得る様、設 計・製造されておりますが、御使用に際しては下記の推奨実 装条件をご参考に頂く他、本製品のリードフレームに加わる カット・クリンチストレスを極力低減されるよう御配慮願い ます。 1. 片面フェノール PCB が好ましく、両面 PCB 及びその他の 材質はリードフレームへのストレスが大きくなる原因と なります。 2. 表面実装部品と接着材が、LED ランプと同じ PCB で使用 される場合、LED ランプの自動挿入実施前に、接着剤の キュアを行ってください。 また、自動挿入実施後にキュアを行わなければならない 場合、キュア温度・時間は、120℃、60 秒を越えないよう にしてください。 3. 半田条件 プリヒート:90℃、120 秒(PCB の裏) 半田 :250℃、3秒(シーティングプレーンより1.6 mm 下部) |