データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HLMP-C608-R0000 データシート(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

部品番号 HLMP-C608-R0000
部品情報  AlInGaP LED LAMP
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
ホームページ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-C608-R0000 データシート(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
1−48
■スルーホールタイプ LED ランプの推
奨実装条件
注 1)半田付け位置定義
 半田付け温度・時間の各製品の絶対最大定格を参照する際、
シーティングプレーン(本体)より 1.6mm 以上、離れるべき
半田付け位置は、
下図のように定義されます。
両面スルーホー
ル基板をご使用の際、
上記表にて△に該当する製品
(パッケー
ジ樹脂部分がシーティングプレーンとなるタイプ)
は、
スペー
サ等をご利用の上、過度の半田熱にご注意ください。
注 2)自動挿入機用 LED ランプ
HLMF-xxxx シリーズ 推奨実装条件
 本製品は、自動実装時の機械的ストレスに耐え得る様、設
計・製造されておりますが、ご使用に際しては下記の推奨実
装条件をご参考していただく他、
本製品のリードフレームに
加わるカット・クリンチストレスを極力低減されるようご配
慮願います。
1. 片面フェノール PCB が好ましく、両面 PCB 及びその他の
材質はリードフレームへのストレスが大きくなる原因とな
ります。
2. 表面実装部分と接着剤が、LED ランプと同じ PCB で使用
される場合、LED ランプの自動挿入実施前に、接着剤の
キュアを行ってください。また、自動挿入実施後にキュア
を行わなければならない場合、キュア温度・時間は、120
℃、60 秒を超えないようにしてください。
3. 半田条件
プリヒート:90℃、120 秒(PCB の裏)
半田:250℃、3秒(シーティングプレーンより1.6mm 下部)
注 3)半田付け性について
 片面基板で密着実装を行った場合には、
良好な半田付けが得
られないことがあります。その際には、アプリケーションノー
ト 1027J の“良好な半田付け接続の条件”をご参照ください。
注 4)自動噴流半田槽・手半田の推奨条件
 自動噴流半田槽装置をご使用される場合は、
以下の条件を
推奨しております。
プリヒート:100 ± 5℃、
(プリヒートゾーン出口での PCB 底面の温度)
半田槽温度:245℃以下
浸せき時間:1.5 ∼ 3 秒以内(1 槽目、2 槽目トータル)
 
 手半田修正作業の半田コテにつきましては以下を推奨して
おります。
コテ先温度:315℃以下
時間:1 ∼ 2 秒以内
■その他、オプトデバイスお取り扱い
に関する注意点について
1. 見た目のばらつき
 多ケタ表示の場合、
同じ明るさのランク製品を使用するこ
とにより、均一の明るさで表示することができますが、フィ
ルターを介して表示する場合、フィルターの透過率特性に
よって、見た目のバラツキが大きくなる場合があります。
フィルターの選択の際には、充分、ご注意ください。
2. 取り付け
 リードピンは、
パッケージ内のエポキシにより保持されて
います。
リードピンに力が加わった状態で半田等の熱を加え
ると、エポキシ樹脂の軟化によりリード線が動き内部ボン
ディングワイヤ切断の原因になります。
取り付けについては
リードピンに力が加わらないよう設計を行ってください。
ま
た、
リードピンのプリフォーミングについては樹脂内部に力
が加わらないよう注意して取り扱ってください。
3. 洗浄について
 洗浄薬品、
およびデバイスのパッケージ材質の種類によって、
製品パッケージ表面がおかされる場合があります。縦型LEDラ
ンプにつきましては下記洗浄条件を推奨いたしております。
洗浄液 :エタノール、中性洗剤、イソプロパノール*、水
温度
:50℃以下× 30 秒以内、もしくは 30℃以下× 3 分以内
*ナイロン系レンズの製品にはイソプロパノールはご使用にならない
で下さい。
また、代替フロン洗浄剤については、その種類によっては樹脂部に
対する影響が考えられるため、
貴社におかれまして充分に安全性を
ご確認の上、ご使用下さい。
4. 接着剤について
 シアノアクリレート系の接着剤はポリカーボネートと激し
く反応します。
 光学系(レンズ、フィルター等)にポリカーボネートが多
用されておりますので、
シアノアクリレート系接着剤はご使
用にならないで下さい。
5. InGaN LED ランプの静電気対策
 InGaN LEDランプは静電気・サージ電圧に対して敏感な素
子であり、その取り扱いに際してはリストバンド等の静電気
対策を行ってください。また、組立ライン等の作業区域内や
機器類には充分な静電気・サージ対策を行ってください。
詳
細はアプリケーションガイド AG4857 をお読みください。
製品タイプ
縦型LEDランプ
ストレートリード密着実装対応
テーピングオプション
縦型LEDランプ
ストレートリードストッパ付
バラ品
縦型LEDランプ
ストレートリードストッパ無し
バラ品
縦型LEDランプ
フォームリードストッパ無し
テーピングオプション
手挿入
自動挿入
両面スルー
片面基板
ホール基板
○
○○○
○
×○○
○
×△○
○
○○○
○:可 ×:不可 △:条件付き可
注2)参照
注1)、注2)参照 注1)、注2)、注3)参照
注1)、注4)参照 注1)、注3)、注4)参照
注1)、注4)参照 注1)、注3)、注4)参照
注1)、注2)参照 注1)、注2)参照
半田付け位置
両面スルーホール基板
片面基板
洗浄剤:
フロン代替洗浄剤
縦型 LED ランプ
AK-225AES
○
クリンスルー 750H
○
パインアルファー ST-100S
○
スルーホールタイプ LED ランプ製品取扱注意事項



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8