データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HLMP-C608-R0000 データシート(PDF) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

部品番号 HLMP-C608-R0000
部品情報  AlInGaP LED LAMP
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
ホームページ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-C608-R0000 データシート(HTML) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C608-R0000 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
1−43
1
HLMP-Cx08/Cx25
絶対最大定格(TA =25℃)
項   目
HLMP-Cx08/Cx25
単   位
ピーク順電流[1]
70
mA
平均順電流[2]
30
mA
DC順電流[1,3]
50
mA
逆電圧(IR=100
µA)
5
V
LEDジャンクション温度
110
℃
動作温度範囲
- 40 ∼ + 100
℃
保存温度範囲
- 40 ∼ + 100
℃
半田付け温度(本体から1.6mmの位置)
260℃、5秒間
注:
1. 長期間、明るさの劣化を抑えるためには、10mA から 30mA の間の駆動電流を推奨。
2. パルス条件は図2を参照。
3. 50℃から 0.5 mA/℃でリニアに減少。
パッケージ寸法図
注:
1.
単位は mm。
2.
エポキシの底面がリード側に 1mm 程度盛り上がる場合があります。
6.10
5.59
23.0 MIN.
0.45
SQUARE NOMINAL
2.54 NOM.
カソード
1.27NOM.
0.89
0.64
9.19
8.43
5.08
4.57



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8