データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS2040FL データシート (PDF) - Won-Top Electronics

SS2040FL Datasheet PDF - Won-Top Electronics
部品番号 SS2040FL
ダウンロード  SS2040FL ダウンロード
ファイルサイズ   50.4 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  WTE [Won-Top Electronics]
ホームページ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
部品情報 2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE

SS2040FL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SS2040FL Datasheet PDF - Won-Top Electronics

部品番号 SS2040FL
ダウンロード  SS2040FL Click to download

ファイルサイズ   50.4 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  WTE [Won-Top Electronics]
ホームページ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
部品情報 2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE

SS2040FL データシート (HTML) - Won-Top Electronics


SS2040FL 製品詳細

Low Turn-On Voltage
Fast Switching
PN Junction Guard Ring for Transient and
ESD Protection
Designed for Surface Mount Application
Plastic Material – UL Recognition Flammability
Classification 94V-0




同様の部品番号 - SS2040FL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SS2040FL PANJIT-SS2040FL Datasheet
118Kb / 3P
2A/40V ULTRA-LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE
logo
Diotech Company.
SS2040FL DIOTECH-SS2040FL Datasheet
691Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS2040FL PANJIT-SS2040FL Datasheet
110Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SS2040FL TAYCHIPST-SS2040FL Datasheet
3Mb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
YENYO TECHNOLOGY Co., L...
SS2040FL YENYO-SS2040FL Datasheet
237Kb / 2P
2.0A Schottky Barrier Rectifier
More results


同様の説明 - SS2040FL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Won-Top Electronics
SK22 WTE-SK22_06 Datasheet
46Kb / 4P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SR22 WTE-SR22_06 Datasheet
46Kb / 4P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Zibo Seno Electronic En...
SK22 ZSELEC-SK22 Datasheet
122Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS22 ZSELEC-SS22 Datasheet
64Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS22BF ZSELEC-SS22BF Datasheet
87Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS22F ZSELEC-SS22F Datasheet
87Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS22W ZSELEC-DS22W Datasheet
138Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
DSK22 ZSELEC-DSK22 Datasheet
139Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
20BQ020 ZSELEC-20BQ020 Datasheet
151Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS220S ZSELEC-SS220S Datasheet
93Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com