データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS2040FL データシート(PDF) 3 Page - Won-Top Electronics

部品番号 SS2040FL
部品情報  2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WTE [Won-Top Electronics]
ホームページ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

SS2040FL データシート(HTML) 3 Page - Won-Top Electronics

  SS2040FL Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics SS2040FL Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics SS2040FL Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics SS2040FL Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
© Won-Top Electronics Co., Ltd.
www.wontop.com
Revision: April, 2012
3
MARKING INFORMATION
RECOMMENDED FOOTPRINT
PACKAGING INFORMATION
Reel Diameter
(mm)
Quantity
(PCS)
Inner Box Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Carton Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Approx. Gross Weight
(KG)
178
3,000
195 x 135 x 195
30,000
370 x 370 x 420
240,000
10.0
SS2020FL – SS20100FL
WON-TOP ELECTRONICS
®
Cathode
= Polarity Band
GM
= SS2020FL
GN
= SS2030FL
GP
= SS2040FL
GQ
= SS2060FL
GR
= SS20100FL
Gx
0.047
(1.20)
inches(mm)
0.047
(1.20)
0.072
(1.85)
178mm
Product ID Label
8mm
Direction of Unreeling
8mm
4mm
1.6mm
Note: 1. Anti-static plastic reel, white, water clear or blue color. Inspection hole might be varied in different alignment.
2. Components are packed in accordance with EIA standard 481-1 and 481-2.
Inspection Hole
TAPE & REEL
4mm



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com