データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS2040FL データシート(PDF) 2 Page - Won-Top Electronics

部品番号 SS2040FL
部品情報  2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WTE [Won-Top Electronics]
ホームページ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

SS2040FL データシート(HTML) 2 Page - Won-Top Electronics

  SS2040FL Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics SS2040FL Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics SS2040FL Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics SS2040FL Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.wontop.com
© Won-Top Electronics Co., Ltd.
2
Revision: April, 2012
SS2020FL – SS20100FL
WON-TOP ELECTRONICS
®
0
TL, LEAD TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
25
50
75
100
125
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
VF, INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.01
0.1
1.0
10
VR, DC REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 3 Total Capacitance vs. Reverse Voltage
0
40
80
120
160
200
0
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 4 Typical Reverse Characteristics
0.001
0.01
0.1
1.0
10
100
1
SS2020FL-
SS2040FL
TA = 25°C
SS20100FL
SS2060FL
10
f = 1MHz
100
SS2020FL-
SS2040FL
SS20100FL
SS2060FL
20
40
60
80
100
TJ = 25°C
TJ = 100°C



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com