| データシートサーチシステム |
|
L9678P データシート(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9678P データシート(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 203 page ![]() 1 0 111 10 1 $BD Safing record response target 1 0 111 11 0 $BE 1 0 111 11 1 $BF 1 1 000 00 0 $C0 1 1 000 00 1 $C1 1 1 000 01 0 $C2 1 1 000 01 1 $C3 1 1 000 10 0 $C4 1 1 000 10 1 $C5 1 1 000 11 0 $C6 1 1 000 11 1 $C7 1 1 001 00 0 $C8 1 1 001 00 1 $C9 1 1 001 01 0 $CA 1 1 001 01 1 $CB 1 1 0 0 1 1 0 0 $CC R/W SAF_DATA_MASK_1 Safing record data mask X 1 1 0 0 1 1 0 1 $CD R/W SAF_DATA_MASK_2 X 1 1 0 0 1 1 1 0 $CE R/W SAF_DATA_MASK_3 X 1 1 0 0 1 1 1 1 $CF R/W SAF_DATA_MASK_4 X 1 1 010 00 0 $D0 1 1 010 00 1 $D1 1 1 010 01 0 $D2 1 1 010 01 1 $D3 1 1 010 10 0 $D4 1 1 010 10 1 $D5 Table 6. Global SPI register map (continued) GID RID / WID Hex R/W Name Description Operating State(1) Init Diag Ssafing Scrap Arming |