| データシートサーチシステム |
|
ST25DV64K データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST25DV64K データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 220 page ![]() List of tables ST25DV04K ST25DV16K ST25DV64K 12/220 DocID027603 Rev 4 Table 198. Fast Read Dynamic Configuration response format when Error_flag is set . . . . . . . . . . . 167 Table 199. Fast Write Dynamic Configuration request format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Table 200. Fast Write Dynamic Configuration response format when Error_flag is NOT set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Table 201. Fast Write Dynamic Configuration response format when Error_flag is set . . . . . . . . . . . 168 Table 202. UID format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Table 203. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Table 204. I2C operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Table 205. AC test measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Table 206. Input parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Table 207. I2C DC characteristics up to 85°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Table 208. I2C DC characteristics up to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Table 209. I2C AC characteristics up to 85°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Table 210. I2C AC characteristics up to 125°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Table 211. GPO DC characteristics up to 85°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Table 212. GPO DC characteristics up to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Table 213. GPO AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Table 214. RF characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Table 215. Operating conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Table 216. SO8N – 8-lead 4.9 x 6 mm, plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Table 217. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, 3 x 6.4 mm, 0.65 mm pitch, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Table 218. UFDFN8 - 8-lead, 2 × 3 mm, 0.5 mm pitch ultra thin profile fine pitch dual flat package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Table 219. UFDFPN12 - 12-lead, 3x3 mm, 0.5 mm pitch ultra thin profile fine pitch dual flat package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Table 220. WLCSP - 10 balls, 1.649x1.483 mm, 0.4 mm pitch, wafer level chip scale mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Table 221. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Table 222. ST25DVxxx Device select usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Table 223. Byte Write in user memory when write operation allowed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Table 224. Polling during programming after byte writing in user memory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Table 225. Byte Write in user memory when write operation is not allowed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Table 226. Byte Write in Dynamic Register (if not Read Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Table 227. Polling during programming after byte write in Dynamic Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Table 228. Byte Write in Dynamic Register if Read Only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Table 229. Byte Write in mailbox when mailbox is free from RF message and fast transfer mode is activated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Table 230. Byte Write in mailbox when mailbox is not free from RF message fast transfer mode is not activated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Table 231. Byte Write in System memory if I2C security session is open and register is not RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Table 232. Polling during programing after byte write in System memory if I2C security session is open and register is not RO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Table 233. Byte Write in System memory if I2C security session is closed or register is RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Table 234. Sequential write User memory when write operation allowed and all bytes belong to same area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Table 235. Polling during programing after sequential write in User memory when write operation allowed and all bytes belong to same area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Table 236. Sequential write in User memory when write operation allowed |