データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LWTWTG.BB データシート(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LWTWTG.BB
部品情報  white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWTWTG.BB データシート(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWTWTG.BB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
2016-11-03
8
Version 1.1
LW TWTG.BB
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 22
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 22
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 7) page 22
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 22
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LW TWTG.BB
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Φrel
: Vλ
: white
LW TWTG.BB
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com