データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LWTWTG.BB データシート(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LWTWTG.BB
部品情報  white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWTWTG.BB データシート(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LWTWTG.BB Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
2016-11-03
4
Version 1.1
LW TWTG.BB
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 3) page 22
Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 22
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.32
0.33
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
110
°
Forward voltage
4) page 22
Durchlassspannung 4) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.70
3.05
3.40
V
V
V
Reverse voltage 2) page 22
Sperrspannung 2) Seite 22
(IR = 5 mA)
(max.)
V
R
7.3
V
Reverse voltage (ESD device)
Sperrspannung (ESD Diode)
(IR ESD = 5 mA)
(min.)
VR ESD
5.3
V
Real thermal resistance junction / ambient 5) page 22 ,
6) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
5) Seite 22 , 6) Seite 22
(max.)
R
th JA real
230
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 22
(max.)
Rth JS real
78
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com