データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LWTWTG.BB データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LWTWTG.BB
部品情報  white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWTWTG.BB データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWTWTG.BB Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
2016-11-03
1
2016-11-03
TOPLED Black Surface
Datasheet
Version 1.1
LW TWTG.BB
TOPLED, SMT LED with integrated reflector. With our
great experience in SMT LED we are able to offer a
high quality product for all kind of applications.
TOPLED, SMT-LED mit integriertem Reflektor. Mit
unserer großen Erfahrung in SMT LED sind wir in der
Lage, ein qualitativ hochwertiges Produkt für alle Arten
von Anwendungen anzubieten.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white PLCC-2 package, black surface,
colored diffused silicone resin
Gehäusetyp: weisses PLCC-2 Gehäuse,
schwarze Oberfläche, farbiger diffuser
Silikon-Verguss
Technology: ThinGaN (UX:3)
Technologie: ThinGaN (UX:3)
Viewing angle at 50 % I
V: 110°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 110°
Color: Cx = 0.32, Cy = 0.33 acc. to CIE 1931
(white)
Farbe: Cx = 0.32, Cy = 0.33 nach CIE 1931 (weiß)
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Applications
Anwendungen
Variable Message Signs (VMS)
Wechselanzeigen (VMS)
Information Displays
Informationsanzeigen
Backlighting
Hinterleuchtung
Industrial illumination
Industrie-Beleuchtung


同様の部品番号 - LWTWTG.BB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M-System Co.,Ltd.
LWT MSYSTEM-LWT Datasheet
151Kb / 5P
Power Transducer Series L-UNIT
logo
DENSEI-LAMBDA
LWT15H LAMBDA-LWT15H Datasheet
91Kb / 2P
Triple output 17W ~ 50W
LWT15H-522 LAMBDA-LWT15H-522 Datasheet
91Kb / 2P
Triple output 17W ~ 50W
logo
TDK Electronics
LWT15H-522 TDK-LWT15H-522 Datasheet
123Kb / 2P
AC-DC Power Supplies
logo
DENSEI-LAMBDA
LWT15H-525 LAMBDA-LWT15H-525 Datasheet
91Kb / 2P
Triple output 17W ~ 50W
More results

同様の説明 - LWTWTG.BB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LWTTSD OSRAM-LWTTSD Datasheet
730Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LCY-TWTG OSRAM-LCY-TWTG Datasheet
675Kb / 23P
white PLCC-2 package, black surface colored diffused silicone resin
LW-ETSG OSRAM-LW-ETSG Datasheet
642Kb / 23P
white PLCC-4 package, colored diffused silicone resin
LW-T6SC OSRAM-LW-T6SC Datasheet
793Kb / 23P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-T6SG OSRAM-LW-T6SG Datasheet
697Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TTSD OSRAM-LW-TTSD Datasheet
730Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TVSG.BB OSRAM-LW-TVSG.BB Datasheet
522Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TVSG.CB OSRAM-LW-TVSG.CB Datasheet
724Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TWTG.BB OSRAM-LW-TWTG.BB Datasheet
676Kb / 23P
white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
LCB-TVSG OSRAM-LCB-TVSG Datasheet
694Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com