データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LWTWTG.BB データシート(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LWTWTG.BB
部品情報  white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWTWTG.BB データシート(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWTWTG.BB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LWTWTG.BB Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
Version 1.1
LW TWTG.BB
2016-11-03
9
Forward Current 7) page 22 , 8) page 22
Durchlassstrom 7) Seite 22 , 8) Seite 22
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 22 , 8) page 22
Relative Lichtstärke 7) Seite 22 , 8) Seite 22
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 7) page 22
Farbortverschiebung 7) Seite 22
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
LW TWTG.BB
2.3 2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
VF [V]
2
3
4
5
10
20
30
IF [mA]
LW TWTG.BB
2
5
10
15
20
25
30
IF [mA]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
IV
IV(20mA)
LW TWTG.BB
2
5
10
15
20
25
30
IF [mA]
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
∆Cx
∆Cy
:
Cx
:
Cy



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com