データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AOZ6622 データシート(PDF) 4 Page - Alpha & Omega Semiconductors

部品番号 AOZ6622
部品情報  EZBuckTM 2A Synchronous Buck Regulator
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

AOZ6622 データシート(HTML) 4 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  AOZ6622 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 7Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 8Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 9Page - Alpha & Omega Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
Rev. 1.1 July 2016
www.aosmd.com
Page 4 of 15
AOZ6622DI
Output Stage
RH
High-Side Switch On-Resistance
VBST-LX = 5V
150
m
RL
Low-Side Switch On-Resistance
VCC = 5V
90
m
Electrical Characteristics
TA = 25°C, VIN = VEN = 12V, VOUT = 3.3V, unless otherwise specified(5).
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max
Units
Note
:
5. The device is not guaranteed to operate beyond the Maximum Operating Ratings. Specifications in Bold indicate an ambient temperature range
of -40°C to +85°C. These specifications are guaranteed by design.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com