データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AOZ6622 データシート(PDF) 5 Page - Alpha & Omega Semiconductors

部品番号 AOZ6622
部品情報  EZBuckTM 2A Synchronous Buck Regulator
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

AOZ6622 データシート(HTML) 5 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  AOZ6622 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 7Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 8Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ6622 Datasheet HTML 9Page - Alpha & Omega Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Rev. 1.1 July 2016
www.aosmd.com
Page 5 of 15
AOZ6622DI
Functional Block Diagram
Reference
& Bias
LX
GND
BST
VIN
FB
EN
UVLO
& POR
LDO
Regulator
EAMP
500kHz
Oscillator
PWM
Control
Logic
ILIMIT
ISEN
Q1
Q2
PWM
COMP
NCD
PEM
Logic
OTP
OVP
0.96V
Soft Start
HS
DRV
LS
DRV
HS
BSTUVLO
LX
VCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com