| データシートサーチシステム |
|
32F030F4P6 データシート(PDF) 86 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
32F030F4P6 データシート(HTML) 86 Page - STMicroelectronics |
|
86 / 93 page ![]() Package information STM32F030x4/x6/x8/xC 86/93 DS9773 Rev 4 Figure 38. TSSOP20 footprint 1. Dimensions are expressed in millimeters. k 0° - 8° 0° - 8° aaa - - 0.100 - - 0.0039 1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits. Table 62. TSSOP20 mechanical data (continued) Symbol millimeters inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. YA_FP_V1 7.10 4.40 0.25 0.25 6.25 1.35 0.40 0.65 1.35 1 20 11 10 |