データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GPR25L005E データシート(PDF) 22 Page - Generalplus Technology Inc.

部品番号 GPR25L005E
部品情報  512K-Bit [x 1/x 2] CMOS Serial Flash
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GENERALPLUS [Generalplus Technology Inc.]
ホームページ  http://www.generalplus.com
Logo GENERALPLUS - Generalplus Technology Inc.

GPR25L005E データシート(HTML) 22 Page - Generalplus Technology Inc.

Back Button GPR25L005E Datasheet HTML 18Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 19Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 20Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 21Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 22Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 23Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 24Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 25Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 26Page - Generalplus Technology Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 38 page
background image
GPR25L005E
© Generalplus Technology Inc.
Proprietary & Confidential
22
Aug. 08, 2011
Version: 1.0
11.5. Power-Up(Table7)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
tVSL(1)
VCC(min) to CS# low
200
-
us
Note1:
The parameter is characterized only.
11.6. Initial Delivery State
The device is delivered with the memory array erased: all bits are set to 1 (each byte contains FFh). The Status Register contains 00h (all
Status Register bits are 0).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com