データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GPR25L005E データシート(PDF) 35 Page - Generalplus Technology Inc.

部品番号 GPR25L005E
部品情報  512K-Bit [x 1/x 2] CMOS Serial Flash
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GENERALPLUS [Generalplus Technology Inc.]
ホームページ  http://www.generalplus.com
Logo GENERALPLUS - Generalplus Technology Inc.

GPR25L005E データシート(HTML) 35 Page - Generalplus Technology Inc.

Back Button GPR25L005E Datasheet HTML 30Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 31Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 32Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 33Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 34Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 35Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 36Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 37Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L005E Datasheet HTML 38Page - Generalplus Technology Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 38 page
background image
GPR25L005E
© Generalplus Technology Inc.
Proprietary & Confidential
35
Aug. 08, 2011
Version: 1.0
16. PACKAGE/PAD LOCATIONS
16.1. Ordering Information
Product Number
Package Type
GPR25L005B - HS01x
Package Form - 8-SOP RoHS (Green Package)
Note:
x = 1 - 9, serial number.
16.2. Package Information
16.2.1. Title: Package Outline for SOP 8L (150MIL)
16.2.2. Dimensions (Inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Symbol
Unit
A
A1
A2
b
C
D
E
E1
e
L
L1
S
Θ
Min.
-
0.10
1.35
0.36
0.15
4.77
5.80
3.80
-
0.46
0.85
0.41
0
Nom.
-
0.15
1.45
0.41
0.20
4.90
5.99
3.90
1.27
0.66
1.05
0.54
5
mm
Max.
1.75
0.20
1.55
0.51
0.25
5.03
6.20
4.00
-
0.86
1.25
0.67
8
Min.
-
0.004
0.053
0.014
0.006
0.188
0.228
0.150
-
0.018
0.033
0.016
0
Nom.
-
0.006
0.057
0.016
0.008
0.193
0.236
0.154
0.050
0.026
0.041
0.021
5
inch
Max.
0.069
0.008
0.061
0.020
0.010
0.198
0.244
0.158
-
0.034
0.049
0.026
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com