データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GD25LB64CVIS データシート(PDF) 65 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

部品番号 GD25LB64CVIS
部品情報  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
ホームページ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LB64CVIS データシート(HTML) 65 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LB64CVIS Datasheet HTML 61Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 62Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 63Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 64Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 65Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 66Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 67Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 68Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB64CVIS Datasheet HTML 69Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 70 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LB64C
65
9.1 Valid Part Numbers
Please contact GigaDevice regional sales for the latest product selection and available form factors.
Temperature Range I: Industrial (-40
℃ to +85℃)
Product Number
Density
Package Type
GD25LB64CSIG
64Mbit
SOP8 208mil
GD25LB64CSIS
GD25LB64CVIG
64Mbit
VSOP8 208mil
GD25LB64CVIS
GD25LB64CWIG
64Mbit
WSON8 (6x5mm)
GD25LB64CWIS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com