| データシートサーチシステム |
|
STM32WB55CC データシート(PDF) 61 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB55CC データシート(HTML) 61 Page - STMicroelectronics |
|
61 / 165 page ![]() DS11929 Rev 3 61/165 STM32WB55xx Pinouts and pin description 69 38 53 A2 PA12 I/O FT_u - TIM1_ETR, SPI1_MOSI, LPUART1_RX, USART1_RTS_DE, USB_DP, CM4_EVENTOUT - 39 54 A5 PA13 (JTMS_SWDIO) I/O FT_u (8) JTMS-SWDIO, IR_OUT, USB_NOE, SAI1_SD_B, CM4_EVENTOUT - 40 55 B3 VDDUSB S - - - - 41 56 A3 PA14 (JTCK_SWCLK) I/O FT_l (8) JTCK-SWCLK, LPTIM1_OUT, I2C1_SMBA, LCD_SEG5, SAI1_FS_B, CM4_EVENTOUT - 42 57 A4 PA15 (JTDI) I/O FT_l (8) JTDI, TIM2_CH1, TIM2_ETR, SPI1_NSS, TSC_G3_IO1, LCD_SEG17, CM4_EVENTOUT - -58 A6 PC10 I/O FT_l - TRACED1, TSC_G3_IO2, LCD_COM4/LCD_SEG28/ LCD_SEG40, CM4_EVENTOUT - -59 B6 PC11 I/O FT_l - TSC_G3_IO3, LCD_COM5/LCD_SEG29/ LCD_SEG41, CM4_EVENTOUT - -60 C5 PC12 I/O FT_l - TRACED3, TSC_G3_IO4, LCD_COM6/LCD_SEG30/ LCD_SEG42, CM4_EVENTOUT RTC_TAMP3/WKUP3 - 61 C4 PD0 I/O FT - SPI2_NSS, CM4_EVENTOUT - - 62 C3 PD1 I/O FT - SPI2_SCK, CM4_EVENTOUT - - - A7 PD2 I/O FT_l - TRACED2, TSC_SYNC, LCD_COM7/LCD_SEG31/LCD _SEG43, CM4_EVENTOUT - -- C2 PD3 I/O FT - SPI2_SCK, SPI2_MISO, QUADSPI_BK1_NCS, CM4_EVENTOUT - -- D3 PD4 I/O FT - SPI2_MOSI, TSC_G5_IO1, QUADSPI_BK1_IO0, CM4_EVENTOUT - Table 16. STM32WB55xx pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |