| データシートサーチシステム |
|
STM32F730Z8 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F730Z8 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 202 page ![]() Contents STM32F730x8 4/202 DS12536 Rev 2 3.20.2 General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.20.3 Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.20.4 Low-power timer (LPTIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.20.5 Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.20.6 Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.20.7 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.21 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.22 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USART) . . 42 3.23 Serial peripheral interface (SPI)/inter- integrated sound interfaces (I2S) . 43 3.24 Serial audio interface (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.25 Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.26 Audio PLL (PLLSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.27 SD/SDIO/MMC card host interface (SDMMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.28 Controller area network (bxCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.29 Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.30 Universal serial bus on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.31 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.32 Advanced encryption standard hardware accelerator (AES) . . . . . . . . . . 46 3.33 General-purpose input/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.34 Analog-to-digital converters (ADCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.35 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.36 Digital-to-analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.37 Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.38 Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4 Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5 Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 6 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.1 Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.1.1 Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.1.2 Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.1.3 Typical curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.1.4 Loading capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 |