| データシートサーチシステム |
|
STM32MP157D データシート(PDF) 79 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157D データシート(HTML) 79 Page - STMicroelectronics |
|
79 / 261 page ![]() DS12504 Rev 6 79/261 STM32MP157A/D Pinouts, pin description and alternate functions 121 U15 V17 AA18 Y16 PA11 I/O FT_uf - TIM1_CH4, I2C6_SCL, I2C5_SCL, SPI2_NSS/I2S2_WS, UART4_RX, USART1_CTS/USART1_NSS, FDCAN1_RX, LCD_R4, EVENTOUT OTG_FS_DM 1C6 H12 1D3 - VDDCORE S - - - - 1F4 G10 AC23 - VSS S - - - - - W15 AA17 AB16 VDD3V3_ USBFS S- - - - V16 U15 AC19 V15 OTG_VBUS A FT_u - - OTG_FS_VBUS, OTG_HS_VBUS U16 T16 Y17 Y17 PA10 I/O FT_u - TIM1_CH3, SPI3_NSS/I2S3_WS, USART1_RX, MDIOS_MDIO, SAI4_FS_B, DCMI_D1, LCD_B1, EVENTOUT OTG_FS_ID, OTG_HS_ID - - AB20 AB20 DDR_DQ27 I/O DDR - - - 1B9 E15 1A8 E18 VDDQ_DDR S - - - - - - AB21 AB21 DDR_DQ26 I/O DDR - - - - G12 - J13 VSS S - - - - - - AC22 AA21 DDR_DQ28 I/O DDR - - - 1H4 G14 1A3 J17 VSS S - - - - - - AC21 AA20 DDR_DQ29 I/O DDR - - - - - Y22 W20 DDR_DQ25 I/O DDR - - - - - AB22 Y21 DDR_DQS3P I/O DDR - - - - H5 - J20 VSS S - - - - - - AB23 Y22 DDR_DQS3N I/O DDR - - - - - - F17 VDDQ_DDR S - - - - - - AA20 AA22 DDR_DQM3 O DDR - - - - F14 1B7 - VDDQ_DDR S - - - - - - AA22 W21 DDR_DQ31 I/O DDR - - - - H7 1A5 K3 VSS S - - - - - - AA23 W22 DDR_DQ30 I/O DDR - - - U9 H9 1A7 K7 VSS S - - - - - - Y23 V22 DDR_DQ24 I/O DDR - - - - - - G16 VDDQ_DDR S - - - - Table 7. STM32MP157A/D pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |