| データシートサーチシステム |
|
STM32MP157D データシート(PDF) 117 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157D データシート(HTML) 117 Page - STMicroelectronics |
|
117 / 261 page ![]() Port G PG15 - - SDMMC3_CK - - DCMI_D13 - EVENTOUT Port H PH0 ---- --- EVENTOUT PH1 ---- --- EVENTOUT PH2 - QUADSPI_ BK2_IO0 SAI2_SCK_B ETH1_GMII_ CRS/ ETH1_MII_CRS - - LCD_R0 EVENTOUT PH3 - QUADSPI_ BK2_IO1 SAI2_MCLK_B ETH1_GMII_ COL/ ETH1_MII_COL - - LCD_R1 EVENTOUT PH4 - LCD_G5 - - - - LCD_G4 EVENTOUT PH5 ---- SAI4_SD_B - - EVENTOUT PH6 --- ETH1_GMII_ RXD2/ ETH1_MII_ RXD2/ ETH1_RGMII_ RXD2 MDIOS_MDIO DCMI_D8 - EVENTOUT PH7 --- ETH1_GMII_ RXD3/ ETH1_MII_ RXD3/ ETH1_RGMII_ RXD3 MDIOS_MDC DCMI_D9 - EVENTOUT PH8 ---- - DCMI_HSYNC LCD_R2 EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1/ DSI SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/DSI/RNG UART5/LCD SYS |