データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ILD620 データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 ILD620
部品情報  Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input (Dual, Quad Channel)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ILD620 データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  ILD620_V01 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ILD620_V01 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ILD620_V01 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ILD620_V01 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ILD620_V01 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ILD620_V01 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ILD620_V01 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ILD620_V01 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ILD620_V01 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
ILD620, ILD620GB, ILQ620, ILQ620GB
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.8, 12-Apr-13
7
Document Number: 83653
For technical questions, contact: optocoupleranswers@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 15 - Peak LED Current vs. Pulse Duration,
Fig. 16 - Maximum Detector Power Dissipation
Fig. 17 - Maximum Collector Current vs. Collector Voltage
PACKAGE DIMENSIONS in millimeters
iild620_13
10- 6 10- 5
10- 4
10- 3 10- 2
10- 1
100
101
10 000
1000
100
10
t - LED Pulse Duration (s)
0.005
0.05
0.02
0.01
0.1
0.2
0.5
Duty Factor
t
DF = /t
τ
τ
iild620_14
- 60 - 40 - 20
0
20
40
60
80 100
0
50
100
150
200
T
amb - Ambient Temperature (°C)
iild620_15
0.1
10
100
1000
100
10
1
0.1
V
CE - Collector Emitter Voltage (V)
25 °C
50 °C
75 °C
90 °C
1
R
th = 500 °C /W
i178006
Pin one ID
6.645 ± 0.165
9.77 ± 0.14
0.95 ± 0.19
4° typ.
2.54 typ.
0.51 ± 0.05
3.555 ± 0.255
0.70 ± 0.19
10°
3° to 9°
7.62 typ.
0.25 ± 0.05
3.045 ± 0.255
6.095 ± 0.255
4
3
2
1
0.79
1.27
5
6
7
8
ISO method A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com