| データシートサーチシステム |
|
STMPE812BJR データシート(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STMPE812BJR データシート(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 51 page ![]() STMPE812 Package mechanical section Doc ID 17732 Rev 3 45/51 Figure 10. Footprint recommendation Table 23. Flip-chip CSP 12 mechanical data Symbol Millimeters Min Typ Max A 0.585 0.650 0.715 A1 0.21 0.25 0.29 A2 –0.35– b 0.265 0.315 0.365 D 2.122.172.22 D1 – 1.5 – E 1.621.671.72 E1 – 1.0 – e0.450.5 0.55 fD – 0.335 – fE – 0.335 – SD –0.25– ccc – 0.08 – $ – 0.05 – Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |