| データシートサーチシステム |
|
UPSD3422 データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD3422 データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 300 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) List of figures UPSD3422, UPSD3433, UPSD3434, UPSD3454 18/300 Figure 49. USB packets in a USB transfer example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Figure 50. IN and OUT bulk transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Figure 51. Interrupt transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Figure 52. Control transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Figure 53. FIFOs with no pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Figure 54. FIFO pairing example (1/2 IN paired and 3/4 OUT paired). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Figure 55. Typical self powered example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Figure 56. 10-bit ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Figure 57. PCA0 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Figure 58. Timer mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Figure 59. PWM mode - (x8), fixed frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Figure 60. PWM mode - (x8) programmable frequency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Figure 61. PSD module block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Figure 62. Memory page register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Figure 63. Typical system memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Figure 64. PSDsoft express memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Figure 65. Mapping: split second Flash in half. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Figure 66. Mapping: all Flash in code space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Figure 67. Mapping: small code / big data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Figure 68. PSD module memory priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Figure 69. VM register control of memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Figure 70. VM register example corresponding to memory map example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Figure 71. Data polling flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Figure 72. Data toggle flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Figure 73. DPLD and GPLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Figure 74. DPLD logic array. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 75. GPLD: one OMC, one IMC, and one I/O port (typical pin, port A, B, or C) . . . . . . . . . . . . 224 Figure 76. Detail of a single OMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figure 77. OMC allocator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 78. Detail of a single IMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Figure 79. Detail of a single I/O port (typical of ports A, B, C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Figure 80. Simple PLD logic example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Figure 81. Pin declarations in PSDsoft express for simple PLD example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Figure 82. Using the design assistant in PSDsoft Express for simple PLD example. . . . . . . . . . . . . 238 Figure 83. Peripheral I/O mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Figure 84. Port A structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Figure 85. Port B structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Figure 86. Port C structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Figure 87. Port D structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Figure 88. Automatic power-down (APD) unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Figure 89. Power-down mode flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Figure 90. JTAG chain in UPSD34xx package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Figure 91. Recommended 4-pin JTAG connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Figure 92. Recommended 6-pin JTAG connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Figure 93. Recommended JTAG connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Figure 94. Example of chaining UPSD34xx devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Figure 95. PLD ICC / frequency consumption (5 V range) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Figure 96. PLD ICC / frequency consumption (3 V range) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Figure 97. Switching waveforms – key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Figure 98. External READ cycle (80-pin device only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Figure 99. External WRITE cycle (80-pin device only). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Figure 100. Input to output disable / enable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |