データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CCE4503 データシート(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 CCE4503
部品情報  IO-Link Device IC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

CCE4503 データシート(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button CCE4503 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp CCE4503 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp CCE4503 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp CCE4503 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp CCE4503 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp CCE4503 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp CCE4503 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp CCE4503 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp CCE4503 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
CCE4503 Datasheet
R15DS0024ED0204 Rev.2.5
Jan 25, 2023
Page 8
Short circuit detection
time
8
TSHORT
300
µs
Short circuit disable time
RILIM ≠ hZ
8
TSHORT_DIS
15
ms
Wake-up detection time
8
TWAKE
40
80
100
µs
Input threshold high level
8
VIH
10.5
11.75
13
V
Input threshold low level
8
VIL
8
9.75
11.5
V
Hysteresis between input
thresholds high and low
8
VHyst
2
V
3.4.2.
Digital I/O
Parameter
Conditions
Pin
Name
Min
Typ
Max
Unit
Input
Input Voltage LOW
VDD = 3.3 V
4, 5
VIN_L_3V3
1
V
Input Voltage HIGH
VDD = 3.3 V
4, 5
VIN_H_3V3
2.3
V
Input Voltage LOW
VDD = 5.0 V
4, 5
VIN_L_5V
1.5
V
Input Voltage HIGH
VDD = 5.0 V
4, 5
VIN_H_5V
3.5
V
Input Pull-Up current
VDD - VSS = 5.0 V,
Vpin=0V
4, 5
IPU_5V
3
30
110
µA
Input Pull-Down current
VDD - VSS = 5.0 V,
Vpin=5.0V
4, 5
IPD_5V
-110
-30
-3
µA
Input Voltage LOW
VDD = 3.3 V
4, 5
VIN_L_3V3
1
V
Output
Output Voltage LOW
VDD - VSS = 3.3 V
IOUT_LOW = 2 mA
2, 3, 10
VOUT_L
0.7
V
VDD - VSS = 5.0 V
IOUT_LOW = 2 mA
2, 3, 10
VOUT_L
0.8
V
Output Voltage HIGH
VDD - VSS = 3.3 V
IOUT_HIGH = 2 mA
3
VOUT_H
2.6
V
VDD - VSS = 5.0 V
IOUT_HIGH = 2 mA
3
VOUT_H
4.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com