データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC68HC908EY16 データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

部品番号 MC68HC908EY16
部品情報  Semiconductor Products Sector Product Summary Rev 1.0
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MC68HC908EY16 データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button MC68HC908EY16 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MC68HC908EY16 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MC68HC908EY16 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MC68HC908EY16 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MC68HC908EY16 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MC68HC908EY16 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MC68HC908EY16 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MC68HC908EY16 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MC68HC908EY16 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Product Summary
MC68HC908EY16 Product Summary – Rev 1.0
6
Pin Assignments
Motorola
4 Pin Assignments
Figure 2 shows the pin assignments for the MC68HC908EY16.
Figure 2. Pin Assignments
PTC2/MCLK
PTC3/OSC2
PTC4/OSC1
PTB6/AD6/TBCH0
PTB7/AD7/TBCH1
PTA0/KBD0
PTA1/KBD1
PTA2/KBD2
PTE1/RXD
PTE0/TXD
PTC0/MISO
PTC1/MOSI
PTA5/SPSCK
PTA6/SS
PTB0/AD0
IRQB
1
2
3
4
5
6
7
8
17
18
19
20
21
22
23
24
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com