データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AT28HC256N データシート(PDF) 7 Page - ATMEL Corporation

部品番号 AT28HC256N
部品情報  256 (32K x 8) High-speed Parallel EEPROM
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT28HC256N データシート(HTML) 7 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT28HC256N Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
7
AT28HC256N
3446B–PEEPR–4/04
Notes:
1. NR = No Restriction.
AC Write Waveforms
WE Controlled
CE Controlled
AC Write Characteristics
Symbol
Parameter
Min
Max
Units
t
AS, tOES
Address, OE Setup Time
0
ns
t
AH
Address Hold Time
50
ns
tCS
Chip Select Setup Time
0
ns
t
CH
Chip Select Hold Time
0
ns
t
WP
Write Pulse Width (WE or CE)100
ns
tDS
Data Setup Time
50
ns
t
DH, tOEH
Data, OE Hold Time
0
ns
t
DV
Time to Data Valid
NR
(1)
tOES
tAS
tCS
tAH
tOEH
tCH
tWPH
tWP
tDH
tDS
tOES
tAS
tCS
tDV
tWP
tDS
tDH
tWPH
tCH
tAH
tOEH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com