データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AT28HC256N データシート(PDF) 12 Page - ATMEL Corporation

部品番号 AT28HC256N
部品情報  256 (32K x 8) High-speed Parallel EEPROM
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT28HC256N データシート(HTML) 12 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT28HC256N Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation AT28HC256N Datasheet HTML 13Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
12
AT28HC256N
3446B–PEEPR–4/04
Packaging Information
32J – PLCC
DRAWING NO.
REV.
2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
R
TITLE
32J, 32-lead, Plastic J-leaded Chip Carrier (PLCC)
B
32J
10/04/01
1.14(0.045) X 45˚
PIN NO. 1
IDENTIFIER
1.14(0.045) X 45˚
0.51(0.020)MAX
0.318(0.0125)
0.191(0.0075)
A2
45˚ MAX (3X)
A
A1
B1
E2
B
e
E1
E
D1
D
D2
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
NOTE
Notes:
1. This package conforms to JEDEC reference MS-016, Variation AE.
2. Dimensions D1 and E1 do not include mold protrusion.
Allowable protrusion is .010"(0.254 mm) per side. Dimension D1
and E1 include mold mismatch and are measured at the extreme
material condition at the upper or lower parting line.
3. Lead coplanarity is 0.004" (0.102 mm) maximum.
A
3.175
3.556
A1
1.524
2.413
A2
0.381
D
12.319
12.573
D1
11.354
11.506
Note 2
D2
9.906
10.922
E
14.859
15.113
E1
13.894
14.046
Note 2
E2
12.471
13.487
B
0.660
0.813
B1
0.330
0.533
e
1.270 TYP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com