| データシートサーチシステム |
|
LAN9252V/ML データシート(PDF) 67 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAN9252V/ML データシート(HTML) 67 Page - Microchip Technology |
|
67 / 329 page ![]() 2015 Microchip Technology Inc. DS00001909A-page 67 LAN9252 FIGURE 9-2: BIG ENDIAN ORDERING 8-BIT BIG ENDIAN 0 1 2 3 0 7 8 15 16 23 31 24 3 2 1 0 0 7 A = 2 A = 3 MSB LSB HOST DATA BUS INTERNAL ORDER A = 1 A = 0 16-BIT BIG ENDIAN 0 1 2 3 0 7 8 15 16 23 31 24 3 2 1 0 0 7 8 15 A = 0 A = 1 MSB LSB HOST DATA BUS INTERNAL ORDER |