| データシートサーチシステム |
|
PIC18F2X データシート(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F2X データシート(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 17 page ![]() 2013-2016 Microchip Technology Inc. Advance Information DS40001735C-page 7 PIC18(L)F2X/4X/6XK40 FIGURE 7: 64-PIN TQFP PIN DIAGRAM FOR PIC18(L)F65K40, PIC18(L)F66K40, PIC18(L)F67K40 FIGURE 8: 64-PIN QFN (9x9 mm) PIN DIAGRAM FOR PIC18(L)F65K40, PIC18(L)F66K40, PIC18(L)F67K40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 37 36 35 34 33 50 49 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 RE1 RE0 RG0 RG1 RG2 RG3 VPP/MCLR/RG5 RG4 VSS VDD RF7 RF6 RF5 RF4 RF3 RF2 RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 VSS RA6 RA7 VDD RB7 RC4 RC3 RC2 RC5 15 16 31 40 39 27 28 29 30 32 48 47 46 45 44 43 42 41 54 53 52 51 58 57 56 55 60 59 64 63 62 61 Note 1: See Table 5 for list of pin peripheral function. PIC18(L)F65K40 PIC18(L)F66K40 PIC18(L)F67K40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 37 36 35 34 33 50 49 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 RE1 RE0 RG0 RG1 RG2 RG3 VPP/MCLR/RG5 RG4 VSS VDD RF7 RF6 RF5 RF4 RF3 RF2 RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 VSS RA6 RA7 VDD RB7 RC4 RC3 RC2 RC5 15 16 31 40 39 27 28 29 30 32 48 47 46 45 44 43 42 41 54 53 52 51 58 57 56 55 60 59 64 63 62 61 PIC18(L)F65K40 PIC18(L)F66K40 PIC18(L)F67K40 Note 1: See Table 5 for list of pin peripheral function. |