| データシートサーチシステム |
|
PIC18F2X データシート(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F2X データシート(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
|
11 / 17 page ![]() RC4 23 38 42 42 AN16 — — — — — — IOCC4 — — SSP1DAT(1,3) — — — RC5 24 39 43 43 AN17 — — T4AIN(1) — — — IOCC5 — — — — Y — RC6 25 40 44 44 AN18 — — — — — — IOCC6 — — — — Y — RC7 26 1 1 1 AN19 — — — — — — IOCC7 TX/CK(1) — — — Y — RD0 19 34 38 38 AN20 — — — — — — IOCD0 RX/DT(1) — — — Y — RD1 20 35 39 39 AN21 — — — — — — IOCD1 — — — — Y — RD2 21 36 40 40 AN22 — — — — — — IOCD2 — — — — Y — RD3 22 37 41 41 AN23 — — — — — — IOCD3 — — — — Y — RD4 27 2 2 2 AN24 — — — — — — IOCD4 — — — — Y — RD5 28 3 3 3 AN25 — — — — — — IOCD5 — — — — Y — RD6 29 4 4 4 AN26 — — — — — — IOCD6 — — — — Y — RD7 30 5 5 5 AN27 — — — — — — IOCD7 — — — — Y — RE0 8 23 25 25 AN5 — — — — — — IOCE0 — — — — Y — RE1 9 24 26 26 AN6 — — — — — — IOCE1 — — — — Y — RE2 10 25 27 27 AN7 — — — — — — IOCE2 — — — — Y — RE3 1 16 18 18 — — — — — — — IOCE3 — — — — Y MCLR VSS 12 6 6 6 — — — — — — — — — — — — — AVSS VDD 11 7 7 7 — — — — — — — — — — — — — AVDD VDD 32 26 28 28 — — — — — — — — — — — — — VDD VSS 31 27 30 29 — — — — — — — — — — — — — VSS VDD — — 8 — — — — — — — — — — — — — — VSS VDD —— 8 — — — — — — — — — — — — — — VDD TABLE 4: 40/44-PIN ALLOCATION TABLE (PIC18(L)F4XK40) (CONTINUED) I/O(2) Note 1: Default peripheral input. Input can be moved to any other pin with the PPS input selection registers. 2: All pin outputs default to PORT latch data. Any pin can be selected as a peripheral digital output with the PPS output selection registers. 3: These peripheral functions are bidirectional. The output pin selections must be the same as the input pin selections. |