| データシートサーチシステム |
|
PIC18F2X データシート(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F2X データシート(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 17 page ![]() TABLE 4: 40/44-PIN ALLOCATION TABLE (PIC18(L)F4XK40) I/O(2) RA0 2 17 19 19 AN0 — — — — — — IOCA0 — — — — Y — RA1 3 18 20 20 AN1 — C1IN1- C2IN1- — — — — IOCA1 — — — — Y — RA2 4 19 21 21 AN2 DAC1OUT1 VREF- (DAC5) VREF- (ADC) C1IN0+ C2IN0+ — — — — IOCA2 — — — — Y — RA3 5 20 22 22 ANA3 VREF+ (DAC5) VREF+ (ADC) C1IN1+ — — — — IOCA3 — MDCIN1(1) — — Y — RA4 6 21 23 23 — — T0CKI(1) — — — IOCA4 — MDCIN2(1) — — Y — RA5 7 22 24 24 AN4 — — — — — — IOCA5 — MDMIN(1) SSP1SS(1) LVDIN Y — RA6 14 29 33 31 — — — — — — — IOCA6 — — — — Y CLKOUT OSC2 RA7 13 28 32 30 — — — — — — — IOCA7 — — — — Y OSC1 ECIN RB0 33 8 9 8 AN12 — C2IN1+ — — CWG1(1) ZCD IOCB0 INT0(1) — — — — Y — RB1 34 9 10 9 AN10 — C1IN3- C2IN3- — — — — IOCB1 INT1(1) — — — — Y — RB2 35 10 11 10 AN8 — — — — — — IOCB2 INT2(1) — — — — Y — RB3 36 11 12 11 AN9 — C1IN2- C2IN2- — — — — IOCB3 — — — — Y — RB4 37 12 14 14 AN11 — — T5G(1) — — — IOCB4 — — — — Y — RB5 38 13 15 15 AN13 — — T1G(1) — — — IOCB5 — — — — Y — RB6 39 14 16 16 — — — — — — — IOCB6 — — — — Y ICSPCLK RB7 40 15 17 17 — DAC1OUT2 — T6AIN(1) — — — IOCB7 — — — — Y ICSPDAT RC0 15 30 34 32 — — — T1CKI(1) T3CKI(1) T3G(1) — — — IOCC0 — — — — Y SOSCO RC1 16 31 35 35 — — — — CCP2(1) — — IOCC1 — — — — Y SOSCIN SOSCI RC2 17 32 36 36 AN14 — — T5CKI(1) CCP1(1) — — IOCC2 — — — — Y — RC3 18 33 37 37 AN15 — — T2AIN(1) — — — IOCC3 — — SSP1CLK(1,3) — Y — Note 1: Default peripheral input. Input can be moved to any other pin with the PPS input selection registers. 2: All pin outputs default to PORT latch data. Any pin can be selected as a peripheral digital output with the PPS output selection registers. 3: These peripheral functions are bidirectional. The output pin selections must be the same as the input pin selections. |