データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DSD1796DBR データシート(PDF) 20 Page - Texas Instruments

部品番号 DSD1796DBR
部品情報  24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DSD1796DBR データシート(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button DSD1796DBR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 63 page
background image
DSD1796
SLES101A – DECEMBER 2003 – REVISED NOVEMBER 2006
www.ti.com
20
t(MCH)
1.4 V
MS
t(MSS)
LSB
1.4 V
1.4 V
t(MCL)
t(MHH)
t(MSH)
t(MCY)
t(MDH)
t(MDS)
MC
MDI
t(MOS)
50% of VDD
MDO
PARAMETER
MIN
MAX
UNITS
t(MCY) MC pulse cycle time
100
ns
t(MCL) MC low-level time
40
ns
t(MCH) MC high-level time
40
ns
t(MHH) MS high-level time
80
ns
t(MSS) MS falling edge to MC rising edge
15
ns
t(MSH) MS hold time(1)
15
ns
t(MDH) MDI hold time
15
ns
t(MDS) MDI setup time
15
ns
t(MOS) MC falling edge to MDO stable
30
ns
(1) MC rising edge for LSB to MS rising edge
Figure 30. Control Interface Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com