データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DSD1796DBR データシート(PDF) 62 Page - Texas Instruments

部品番号 DSD1796DBR
部品情報  24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DSD1796DBR データシート(HTML) 62 Page - Texas Instruments

Back Button DSD1796DBR Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 63 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
28X (1.85)
28X (0.45)
26X (0.65)
(7)
(R0.05) TYP
SSOP - 2 mm max height
DB0028A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4214853/B 03/2018
NOTES: (continued)
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X
SYMM
SYMM
1
14
15
28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com