データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DSD1796DBR データシート(PDF) 31 Page - Texas Instruments

部品番号 DSD1796DBR
部品情報  24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DSD1796DBR データシート(HTML) 31 Page - Texas Instruments

Back Button DSD1796DBR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments DSD1796DBR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 63 page
background image
DSD1796
SLES101A – DECEMBER 2003 – REVISED NOVEMBER 2006
www.ti.com
31
+
R1
820
2
3
7
5
8
6
4
C11
0.1
µF
C17
22 pF
VCC
C1
2200 pF
C12
0.1
µF
VEE
U1
NE5534
IOUT–
+
R2
820
2
3
7
5
8
6
4
C13
0.1
µF
C18
22 pF
VCC
C2
2200 pF
C14
0.1
µF
VEE
U2
NE5534
IOUT+
+
2
3
7
4
C15
0.1
µF
VCC
C16
0.1
µF
VEE
U3
NE5534
R7
100
C5
8200 pF
R10
120
R5
150
C6
8200 pF
R11
120
R6
150
C4
27000 pF
C3
22000 pF
R8
75
R9
75
R3
91
R4
91
VCC = 15 V
VEE = –15 V
fc = 50 kHz
5
8
6
C19
22 pF
Figure 33. Measurement Circuit for DSD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com