| データシートサーチシステム |
|
GD32H757VMT7 データシート(PDF) 51 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757VMT7 データシート(HTML) 51 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
51 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 50 BGA100 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description PD9 J9 I/O Default: PD9 Alternate: HPDF_DATAIN3, USART2_RX, SAI1_CLK1, EXMC_D14, EVENTOUT PD10 H9 I/O Default: PD10 Alternate: HPDF_CKOUT, USART2_CK, SAI1_DAT1, EXMC_D15, TLI_B3, EVENTOUT PD11 G9 I/O Default: PD11 Alternate: TIMER40_CH1, TIMER7_MCH3, I2C3_SMBA, USART2_CTS, SAI1_DAT2, OSPIM_P0_IO0, SAI1_SD0, EXMC_A16/EXMC_CLE, EVENTOUT PD12 K10 I/O Default: PD12 Alternate: TIMER41_CH1, TIMER3_CH0, I2C3_SCL, CAN2_RX, EDOUT_A, USART2_RTS, USART2_DE, OSPIM_P0_IO1, SAI1_FS0, EXMC_A17/EXMC_ALE, DCI_D12, EVENTOUT PD13 J10 I/O Default: PD13 Alternate: TIMER42_CH1, TIMER3_CH1, I2C3_SDA, CAN2_TX, EDOUT_B, OSPIM_P0_IO3, SAI1_SCK0, EXMC_A18, DCI_D13, EVENTOUT PD14 H8 I/O Default: PD14 Alternate: TIMER43_CH1, TIMER3_CH2, SPI3_IO2, EDOUT_Z, UART7_CTS, EXMC_D0, EVENTOUT PD15 G8 I/O Default: PD15 Alternate: TIMER44_CH1, TIMER3_CH3, SPI3_IO3, UART7_RTS, UART7_DE, EXMC_D1, EVENTOUT VDD33US B F6 P - Default: VDD33USB PC6 F10 I/O Default: PC6 Alternate: TIMER0_BRKIN1, TIMER2_CH0, TIMER7_CH0, HPDF_CKIN3, I2S1_MCK, USART5_TX, SDIO0_DAT0DIR, EXMC_NWAIT, SDIO1_D6, SDIO0_D6, DCI_D0, TLI_HSYNC, EVENTOUT PC7 E10 I/O Default: PC7 Alternate: TIMER0_CH3, TIMER2_CH1, TIMER7_CH1, HPDF_DATAIN3, I2S2_MCK, USART5_RX, SDIO0_DAT123DIR, EXMC_NE0, SDIO1_D7, SDIO0_D7, DCI_D1, TLI_G6, EVENTOUT PC8 F9 I/O Default: PC8 Alternate: TRACED1, TIMER2_CH2, TIMER7_CH2, USART5_CK, UART4_RTS, UART4_DE, EXMC_NE1, EXMC_INT, SDIO0_D0, DCI_D2, EVENTOUT PC9 E9 I/O Default: PC9 Alternate: CK_OUT1, TIMER0_MCH3, TIMER2_CH3, TIMER7_CH3, I2C2_SDA, I2S_CKIN, UART4_CTS, OSPIM_P0_IO0, TLI_G3, SDIO0_D1, DCI_D3, TLI_B2, |