| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU3 データシート(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU3 データシート(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 311 page ![]() NC 45 NC 45 60 61 B8 B8 95 95 A3 A3 138 139 C4 C4 PB8 I/O FT _fl (3) TIM4_CH3, SAI1_CK1, I2C1_SCL, DFSDM1_CKOUT, SDMMC2_D4, SDMMC1_CKIN, CAN1_RX, DCMI_D6/PSSI_D6, LCD_DE, SDMMC1_D4, SAI1_MCLK_A, TIM16_CH1, EVENTOUT - 45 46 45 46 61 62 A8 A8 96 96 B3 B3 139 140 D4 D4 PB9 I/O FT _fl - IR_OUT, TIM4_CH4, SAI1_D2, I2C1_SDA, SPI2_NSS, SDMMC2_D5, SDMMC1_CDIR, CAN1_TX, DCMI_D7/PSSI_D7, SDMMC1_D5, SAI1_FS_A, TIM17_CH1, EVENTOUT - Table 15. STM32L4P5xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |